データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091 データシート(PDF) 10 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091
部品情報  1A Lithium battery charging IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091 データシート(HTML) 10 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4091 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
6 增加二极管抑制过冲电压
稳定性
为了保证充电器正常工作,需要从电池端
BAT到GND之间连接一个电容(图1和图2中的C2),电容值在4.7uF
10uF,对电容类型没有特殊要求。
在恒流模式,
ISET管脚连接的电阻,电容也会影响系统的稳定性。通常情况下,在ISET管脚没有外加电
容时,在此管脚可以外接一个阻值高达
50K的电阻。如果在ISET管脚有外接的电容,则在此管脚允许外接
的电阻值会减小。为了使充电器能正常工作,
ISET管脚外接电阻,电容所形成的极点应高于200KHz。假
ISET管脚外接电容C,用下面的公式可以计算ISET管脚允许外接的最大电阻值:
RISET < 1/(6.28×2×105×C)
PCB设计注意事项
(1) 第
2 管脚 ISET 的充电电流设置电阻要尽可能靠近HM4091,并且要使第 2 管脚 ISET 的寄生
电容尽量小。
(2) 第
4 管脚 VIN 的旁路电容,第 5 管脚 BAT 的输出电容要尽可能靠近HM4091。
(3) 在充电时,
HM4091 的温度可能比较高,因而电池的 NTC 电阻要尽量远离HM4091,否则
NTC 电阻值的变化不能正常反应电池的温度。
(4) 一个散热性能良好的
PCB 对输出最大充电电流很关键。集成电路产生的热通过封装的金属
引线框管脚散到外面,
PCB 上的铜层起着散热片的作用,所以每个管脚(尤其是 GND 管脚)
的铜层的面积应尽可能大,多放些通孔也能提高热处理能力。在系统内除了充电器以外的热
源也会影响充电器输出的电流
在做系统布局时也要给以充分考虑。
为了能够输出最大的充电电流,要求将
HM4091背面裸露的金属板焊接到印刷线路板的地端的
铜线上,以达到最大的散热性能。否则,芯片的热阻将增大,导致充电电流减小。
10
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com