データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091 データシート(PDF) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091
部品情報  1A Lithium battery charging IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091 データシート(HTML) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4091 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
详细描述
HM4091是专门为单节锂电池而设计的线性充电管理集成电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行恒
流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻设置,持续充电电流可达
1A,不需要另加阻流二极管和电流检
测电阻。
HM4091包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端
和充电结束指示输出端
。芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过
135℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最
大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。这样,用户在设计
充电电流时,可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进行设计就可以了,因为在最坏情况下,
HM4091会自动减小充电电流。
当输入电压大于电源低电压检测阈值和电池端电压时,
HM4091开始对电池充电,
管脚输出低电平,
表示充电正在进行。如果电池电压
Kelvin检测输入端(FB)的电压低于2.93V,充电器用小电流对电池进行
预充电。当电池电压
Kelvin检测输入端(FB)的电压超过2.93V时,充电器采用恒流模式对电池充电,充电
电流由
ISET管脚和GND之间的电阻RISET确定。当电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压接近电池端调制
电压时,充电电流逐渐减小,
HM4091进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期
结束,
端输出高阻态,
端输出低电平,表示充电周期结束,充电结束阈值是恒流充电电流的
10%。如果要开始新的充电周期,只要将输入电源断电,然后再上电就可以了。当电池电压Kelvin检测输
入端
(FB)的电压降到再充电阈值以下时,自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误
差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的误差在±
1%以内,满足了电池的充电要求。当输入电源
掉电或者输入电压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,电池端消耗的电流小于
3uA,从而增
加了待机时间。上述充电过程如图
4所示:
涓流充电
恒流充电
恒压充电
充电结束
充电电流
充电电压
2.93V
4.2V
4 充电过程示意图
应用信息
电源低电压锁存(UVLO)
HM4091内部有电源电压检测电路,当电源电压低于电源电压过低阈值时,芯片处于关断状态,充电也被
禁止。
睡眠模式
HM4091内部有睡眠状态比较器,当输入电压VIN低于电池端电压加10mv时,充电器处于睡眠模式;只有
当输入电压
VIN上升到电池端电压60mv以上时,充电器才离开睡眠模式,进入正常工作状态。
预充电状态
在充电周期的开始,如果电池电压
Kelvin检测输入端(FB)的电压低于2.93V,充电器处于预充电状态,
6
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com