データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091 データシート(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091
部品情報  1A Lithium battery charging IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091 データシート(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4091 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
电池温度监测
为了防止电池温度过高或者过低对电池造成的损害,
HM4091 内部集成有电池温度监测电路。电池温度
监测是通过测量
TEMP 管脚的电压实现的,TEMP 管脚的电压是由电池内的 NTC 热敏电阻和一个电阻
分压网络实现的,如图
1 所示。
HM4091 将 TEMP 管脚的电压同芯片内部的两个阈值 VLOW 和 VHIGH 相比较,以确认电池的温度是否超
出正常范围。在
HM4091 内部,VLOW 被固定在 45%×VIN,VHIGH 被固定在 80%×VIN。如果 TEMP 管
脚的电压
VTEMP<VLOW 或者 VTEMP>VHIGH,则表示电池的温度太高或者太低,充电过程将被暂停;如
TEMP 管脚的电压 VTEMP 在 VLOW 和 VHIGH 之间,充电周期则继续。
如果将
TEMP 管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。
确定R1和R2的值
R1 和 R2 的值要根据电池的温度监测范围和热敏电阻的电阻值来确定,现举例说明如下:
假设设定的电池温度范围为
TL~TH
(其中
TL<TH);电池中使用的是负温度系数的热敏电阻(NTC),
RTL 为其在温度 TL 时的阻值,RTH 为其在温度 TH 时的阻值,则 RTL>RTH,那么,在温度 TL 时,第一
管脚
TEMP 端的电压为:
在温度
TH 时,第一管脚 TEMP 端的电压为:
然后,由
VTEMPL=VHIGH=k2×VIN (k2=0.8)
VTEMPH=VLOW=k1×VIN (k1=0.45)
则可解得:
R1=
2
1
TH
TL
1
2
TH
TL
k
)k
R
(R
)
k
(k
R
R
R2=
)
k
k
(k
R
)
k
k
(k
R
)
k
(k
R
R
2
1
2
TH
2
1
1
TL
1
2
TH
TL
同理,如果电池内部是正温度系数(
PTC)的热敏电阻,则 RTH>RTL,我们可以计算得到:
R1=
2
1
TL
TH
1
2
TH
TL
k
)k
R
(R
)
k
(k
R
R
R2=
)
k
k
(k
R
)
k
k
(k
R
)
k
(k
R
R
2
1
2
TL
2
1
1
TH
1
2
TH
TL
从上面的推导中可以看出,待设定的温度范围与电源电压
VIN 是无关的,仅与 R1、R2、RTH、RTL
有关;其中,
RTH、RTL 可通过查阅相关的电池手册或通过实验测试得到。
在实际应用中,若只关注某一端的温度特性,比如过热保护,则
R2 可以不用,而只用 R1 即可。R1
的推导也变得十分简单,在此不再赘述。
再充电
当一个充电周期结束时,如果电池电压
Kelvin检测输入端(FB)的电压低于再充电阈值时,HM4091自动开
始一个新的充电周期。
恒流/恒压/恒温充电
HM4091采用恒流/恒压/恒温模式对电池充电,如图3所示。在恒流模式,充电电流为1218V/RISET.。如果
HM4091的功耗过大,器件的结温接近135℃,放大器Tamp开始工作,自动调整充电电流,使器件的结温
8
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com