データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091 データシート(PDF) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091
部品情報  1A Lithium battery charging IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091 データシート(HTML) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4091 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
1 安培锂电池充电集成电路
概述:
HM4091是可以对单节可充电锂电池进行充电管理
的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,应用
时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管等。
HM4091只需要极少的外围元器件,非常适合于便
携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗
比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控
制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为
4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电
流通过一个外部电阻设置。当输入电源掉电时,
HM4091自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的
电流消耗小于
3微安。其它功能包括输入电压过低
锁存,自动再充电,电池温度监测以及充电状态
/
充电结束状态指示等功能。
CHM4091采用散热增强型的8管脚小外形封装
(SOP8/PP)。
应用:
移动电话
移动电源
数码相机
便携式设备
各种充电器
特点:
独立的单节锂电池充电管理集成电路
输入电压范围:
3.8V 到 6V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
恒压充电电压
4.2V,也可通过一个外部电阻
向上调整
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电
池电压较低时采用小电流的预充电模式
可设置的持续恒流充电电流可达
1A
采用恒流
/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态指示输出
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
封装形式
SOP8/PP
产品无铅,满足
rohs,不含卤素
管脚排列:
1
HM


同様の部品番号 - HM4091

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4091B HMSEMI-HM4091B Datasheet
1Mb / 10P
Single-cell lithium iron phosphate battery
More results

同様の説明 - HM4091

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shanghai Consonance Ele...
CN3162 CONSONANCE-CN3162 Datasheet
247Kb / 12P
1A Lithium Battery Charger IC
logo
Shenzhen Tianyuan Semic...
TP4056 TPOWER-TP4056 Datasheet
434Kb / 7P
1A lithium battery charger
logo
Jingjing Microelectroni...
EG4321 EGMICRO-EG4321 Datasheet
562Kb / 14P
Lithium battery charging chip
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4081 HMSEMI-HM4081 Datasheet
614Kb / 13P
Lithium battery charging control chip
HM5159 HMSEMI-HM5159 Datasheet
4Mb / 11P
1A anti-reverse wiring lithium-ion battery charging chip
HM5903 HMSEMI-HM5903 Datasheet
1Mb / 9P
1A lithium battery charging and 5V/1A boost control chip
HM5052B HMSEMI-HM5052B Datasheet
627Kb / 11P
3A synchronous step-down lithium battery charging IC
HM4055C HMSEMI-HM4055C Datasheet
346Kb / 10P
2.4V lithium battery charging
HM4055B HMSEMI-HM4055B Datasheet
681Kb / 10P
3.2V lithium battery charging
logo
Injoinic Technology Co....
IP2365 INJOINIC-IP2365 Datasheet
1Mb / 20P
1~4 string lithium battery/lithium ion battery step-down charging IC
V1.0 2017
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com