| データシートサーチシステム |
|
F39-TGR-CVL-B-2-R データシート(PDF) 36 Page - Omron Electronics LLC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
F39-TGR-CVL-B-2-R データシート(HTML) 36 Page - Omron Electronics LLC |
|
36 / 98 page ![]() 18 Start/Restart Input Section 6-5 6-5 Start/Restart Input The characteristic of the Start/Restart Input is shown in the following sche- matic: MS4800 Start N.O. +24 VDC 0 VDC Reset +24 VDC |