データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LSM6DSO32 データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 LSM6DSO32
部品情報  iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
PDF  153 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DSO32 データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  LSM6DSO32 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 153 page
background image
Contents
LSM6DSO32
4/153
DocID032891 Rev 1
9.13
CTRL2_G (11h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9.14
CTRL3_C (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
9.15
CTRL4_C (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.16
CTRL5_C (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
9.17
CTRL6_C (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
9.18
CTRL7_G (16h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
9.19
CTRL8_XL (17h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
9.20
CTRL9_XL (18h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
9.21
CTRL10_C (19h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
9.22
ALL_INT_SRC (1Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
9.23
WAKE_UP_SRC (1Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
9.24
TAP_SRC (1Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
9.25
D6D_SRC (1Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
9.26
STATUS_REG (1Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
9.27
OUT_TEMP_L (20h), OUT_TEMP_H (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
9.28
OUTX_L_G (22h) and OUTX_H_G (23h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
9.29
OUTY_L_G (24h) and OUTY_H_G (25h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
9.30
OUTZ_L_G (26h) and OUTZ_H_G (27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
9.31
OUTX_L_A (28h) and OUTX_H_A (29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
9.32
OUTY_L_A (2Ah) and OUTY_H_A (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
9.33
OUTZ_L_A (2Ch) and OUTZ_H_A (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
9.34
EMB_FUNC_STATUS_MAINPAGE (35h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
9.35
FSM_STATUS_A_MAINPAGE (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
9.36
FSM_STATUS_B_MAINPAGE (37h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9.37
STATUS_MASTER_MAINPAGE (39h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9.38
FIFO_STATUS1 (3Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
9.39
FIFO_STATUS2 (3Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
9.40
TIMESTAMP0 (40h), TIMESTAMP1 (41h), TIMESTAMP2 (42h),
and TIMESTAMP3 (43h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
9.41
TAP_CFG0 (56h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
9.42
TAP_CFG1 (57h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
9.43
TAP_CFG2 (58h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
9.44
TAP_THS_6D (59h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com