データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LT1768IGN データシート(PDF) 16 Page - Linear Technology

部品番号 LT1768IGN
部品情報  High Power CCFL Controller for Wide Dimming Range and Maximum Lamp Lifetime
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINER [Linear Technology]
ホームページ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LT1768IGN データシート(HTML) 16 Page - Linear Technology

Back Button LT1768IGN Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LT1768IGN Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LT1768IGN Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LT1768IGN Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LT1768IGN Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LT1768IGN Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LT1768IGN Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LT1768IGN Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LT1768IGN Datasheet HTML 20Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 20 page
background image
LT1768
16
LT1768
VREF
PROG
AGND
1768 TA05
R1
49.9k
C1
10
µF
0 – >5V
1kHz PWM
DC Intensity Control
PWM Intensity Control
1768 TA04
LT1768
VREF
PROG
AGND
R1
100k
POT
TYPICAL APPLICATIONS
LT1768
VREF
PROG
AGND
1768 TA06
R1
49.9k
RID
R1
10k
C1
10
µF
0 – >3.3V
OR 0 – >5V
1kHz PWM
Q1
VN2222LL
PWM Intensity Control From 3.3V or 5V Logic



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com