データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LYT7503 データシート(PDF) 8 Page - Power Integrations, Inc.

部品番号 LYT7503
部品情報  Phase-Cut Dimmable Single-Stage LED Driver IC with Combined PFC and Constant Current Output for Buck Topology
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
ホームページ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.

LYT7503 データシート(HTML) 8 Page - Power Integrations, Inc.

Back Button LYT7503 Datasheet HTML 4Page - Power Integrations, Inc. LYT7503 Datasheet HTML 5Page - Power Integrations, Inc. LYT7503 Datasheet HTML 6Page - Power Integrations, Inc. LYT7503 Datasheet HTML 7Page - Power Integrations, Inc. LYT7503 Datasheet HTML 8Page - Power Integrations, Inc. LYT7503 Datasheet HTML 9Page - Power Integrations, Inc. LYT7503 Datasheet HTML 10Page - Power Integrations, Inc. LYT7503 Datasheet HTML 11Page - Power Integrations, Inc. LYT7503 Datasheet HTML 12Page - Power Integrations, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Rev. C 07/16
8
LYT7503-7504
www.power.com
Typical Performance Characteristics
DRAIN Voltage (V)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
4 6
2
8 10 12
16 18
14
20
TCASE = 25 °C
TCASE = 100 °C
LYT7503
2.0
LYT7504
2.7
Scaling Factors:
DRAIN Voltage (V)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
1
10
100
1000
LYT7503
2.0
LYT7504
2.7
Scaling Factors:
DRAIN Voltage (V)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
200 300
100
400 500 600 700 800
Figure 9. DRAIN Pin Current vs. Drain Pin Voltage.
Figure 10. DRAIN Pin Capacitance vs. DRAIN Pin Voltage.
Figure 11. Maximum Allowable DRAIN Pin Current vs. DRAIN Pin Voltage.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com