| データシートサーチシステム |
|
STM32U535NET6QTR データシート(PDF) 115 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U535NET6QTR データシート(HTML) 115 Page - STMicroelectronics |
|
115 / 278 page ![]() PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 TIM8_CH2N LPTIM3_CH1 SPI1_NSS - USART3_CK PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 TIM8_CH3N LPTIM3_CH2 - MDF1_SDI0 USART3_ RTS_DE PB2 - LPTIM1_CH1 - TIM8_CH4N I2C3_SMBA SPI1_RDY MDF1_CKI0 - PB3 JTDO/ TRACESWO TIM2_CH2 LPTIM1_CH1 ADF1_CCK0 I2C1_SDA SPI1_SCK SPI3_SCK USART1_ RTS_DE PB4 NJTRST LPTIM1_CH2 TIM3_CH1 ADF1_SDI0 I2C3_SDA SPI1_MISO SPI3_MISO USART1_CTS PB5 - LPTIM1_IN1 TIM3_CH2 OCTOSPI1_NCLK I2C1_SMBA SPI1_MOSI SPI3_MOSI USART1_CK PB6 - LPTIM1_ETR TIM4_CH1 TIM8_BKIN2 I2C1_SCL I2C4_SCL - USART1_TX PB7 - LPTIM1_IN2 TIM4_CH2 TIM8_BKIN I2C1_SDA I2C4_SDA - USART1_RX PB8 - - TIM4_CH3 SAI1_CK1 I2C1_SCL MDF1_CCK0 SPI3_RDY - PB9 - IR_OUT TIM4_CH4 SAI1_D2 I2C1_SDA SPI2_NSS - - PB10 - TIM2_CH3 LPTIM3_CH1 I2C4_SCL I2C2_SCL SPI2_SCK - USART3_TX PB11 - TIM2_CH4 - I2C4_SDA I2C2_SDA SPI2_RDY - USART3_RX PB12 - TIM1_BKIN - - I2C2_SMBA SPI2_NSS MDF1_SDI1 USART3_CK PB13 - TIM1_CH1N LPTIM3_IN1 - I2C2_SCL SPI2_SCK MDF1_CKI1 USART3_CTS PB14 - TIM1_CH2N LPTIM3_ETR TIM8_CH2N I2C2_SDA SPI2_MISO - USART3_ RTS_DE PB15 RTC_REFIN TIM1_CH3N LPTIM2_IN2 TIM8_CH3N - SPI2_MOSI - - Table 27. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 CRS/LPTIM1/ SYS_AF LPTIM1/ TIM1/2/8 LPTIM1/2/3/ TIM1/2/3/4/5 ADF1/I2C4/ OCTOSPI/ SAI1/SPI2/ TIM1/8/ USB DCMI/ I2C1/2/3/4/ LPTIM3 DCMI/I2C4/ MDF1/ OCTOSPI/ SPI1/2/3 I2C3/MDF1/ OCTOSPI/ SPI3 USART1/3 |