| データシートサーチシステム |
|
STM32U535NET6QTR データシート(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U535NET6QTR データシート(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 278 page ![]() PG2 - - - - - SPI1_SCK - - PG3 - - - - - SPI1_MISO - - PG4 - - - - - SPI1_MOSI - - PG5 - - - - - SPI1_NSS - - PG6 - - - OCTOSPI1_DQS I2C3_SMBA SPI1_RDY - - PG7 - - - SAI1_CK1 I2C3_SCL OCTOSPI1_ DQS MDF1_CCK0 - PG8 - - - - I2C3_SDA - - - PG9 - - - - - OCTOSPI1_IO6 SPI3_SCK USART1_TX PG10 - LPTIM1_IN1 - - - OCTOSPI1_IO7 SPI3_MISO USART1_RX PG11 - LPTIM1_IN2 - OCTOSPI1_IO5 - - SPI3_MOSI USART1_CTS PG12 - LPTIM1_ETR - - - OCTOSPI1_ NCS SPI3_NSS USART1_ RTS_DE PG13 - - - - I2C1_SDA - SPI3_RDY USART1_CK PG14 - LPTIM1_CH2 - - I2C1_SCL - - - PG15 - LPTIM1_CH1 - - I2C1_SMBA OCTOSPI1_ DQS -- PH0 - - - - - - - - PH1 - - - - - - - - PH3 - - - - - - - - 1. Refer to the next table for AF8 to AF15. Table 27. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 CRS/LPTIM1/ SYS_AF LPTIM1/ TIM1/2/8 LPTIM1/2/3/ TIM1/2/3/4/5 ADF1/I2C4/ OCTOSPI/ SAI1/SPI2/ TIM1/8/ USB DCMI/ I2C1/2/3/4/ LPTIM3 DCMI/I2C4/ MDF1/ OCTOSPI/ SPI1/2/3 I2C3/MDF1/ OCTOSPI/ SPI3 USART1/3 |