| データシートサーチシステム |
|
MPC8309CVMADDC データシート(PDF) 60 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8309CVMADDC データシート(HTML) 60 Page - NXP Semiconductors |
|
60 / 81 page ![]() MPC8309 PowerQUICC II Pro Integrated Communications Processor Family Hardware Specifications, Rev. 3 60 Freescale Semiconductor Package and Pin Listings PCI_AD8/ E21 IO OVDD - PCI_AD9/ H20 IO OVDD - PCI_AD10/ D22 IO OVDD - PCI_AD11/ D23 IO OVDD - PCI_AD12/ J19 IO OVDD - PCI_AD13/ F21 IO OVDD - PCI_AD14/ G21 IO OVDD - PCI_AD15/ E22 IO OVDD - PCI_AD16/ E23 IO OVDD - PCI_AD17/ J20 IO OVDD - PCI_AD18/ F23 IO OVDD - PCI_AD19/ G23 IO OVDD - PCI_AD20 K19 IO OVDD - PCI_AD21 H21 IO OVDD - PCI_AD22 L19 IO OVDD - PCI_AD23 G22 IO OVDD - PCI_AD24 H23 IO OVDD - PCI_AD25 J21 IO OVDD - PCI_AD26 H22 IO OVDD - PCI_AD27 J23 IO OVDD - PCI_AD28 K18 IO OVDD - PCI_AD29 K21 IO OVDD - PCI_AD30 K22 IO OVDD - PCI_AD31 K23 IO OVDD - PCI_C_BE_B0 L20 IO OVDD - PCI_C_BE_B1 L23 IO OVDD - PCI_C_BE_B2 L22 IO OVDD - PCI_C_BE_B3 L21 IO OVDD - PCI_PAR M19 IO OVDD - PCI_FRAME_B M20 IO OVDD - PCI_TRDY_B M23 IO OVDD - PCI_IRDY_B M21 IO OVDD - PCI_STOP_B N23 IO OVDD - PCI_DEVSEL_B N22 IO OVDD - PCI_IDSEL N21 IO OVDD - PCI_SERR_B N19 IO OVDD - PCI_PERR_B P20 IO OVDD - |