| データシートサーチシステム |
|
RMLD232UAW データシート(PDF) 7 Page - Emerging Memory & Logic Solutions Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RMLD232UAW データシート(HTML) 7 Page - Emerging Memory & Logic Solutions Inc |
|
7 / 50 page ![]() 7 Rev 0.7 64Mb Low Power DDR SDRAM Advanced Burst address ordering for burst length Burst Length Starting Address (A3, A2, A1, A0) Sequential Mode Interleave Mode 2 xxx0 0, 1 0, 1 xxx1 1, 0 1, 0 4 xx00 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 xx01 1, 2, 3, 0 1, 0, 3, 2 xx10 2, 3, 0, 1 2, 3, 0, 1 xx11 3, 0, 1, 2 3, 2, 1, 0 8 x000 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x001 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6 x010 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5 x011 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4 x100 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3 x101 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2 x110 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1 x111 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 16 0000 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 0001 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11, 10, 13, 12, 15, 14 0010 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5, 10, 11, 8, 9, 14, 15, 12, 13 0011 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 11, 10, 9, 8, 15, 14, 13, 12 0100 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 11 0101 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2, 13, 12, 15, 14, 9, 8, 11, 10 0110 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1, 14, 15, 12, 13, 10, 11, 8, 9 0111 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 1000 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1001 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 8, 11, 10, 13, 12, 15, 14, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6 1010 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 8, 9, 14, 15, 12, 13, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5 1011 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 10, 9, 8, 15, 14, 13, 12, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4 1100 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3 1101 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 12, 15, 14, 9, 8, 11, 10, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2 1110 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 12, 13, 10, 11, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1 1111 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 |