| データシートサーチシステム |
|
H8/3021 データシート(PDF) 381 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8/3021 データシート(HTML) 381 Page - Renesas Technology Corp |
|
381 / 712 page ![]() 11. Serial Communication Interface Rev.2.00 Mar. 22, 2007 Page 357 of 684 REJ09B0352-0200 Table 11.6 Maximum Bit Rates with External Clock Input (Asynchronous Mode) φ (MHz) External Input Clock (MHz) Maximum Bit Rate (bits/s) 2 0.5000 31250 2.097152 0.5243 32768 2.4576 0.6144 38400 3 0.7500 46875 3.6864 0.9216 57600 4 1.0000 62500 4.9152 1.2288 76800 5 1.2500 78125 6 1.5000 93750 6.144 1.5360 96000 7.3728 1.8432 115200 8 2.0000 125000 9.8304 2.4576 153600 10 2.5000 156250 12 3.0000 187500 12.288 3.0720 192000 14 3.5000 218750 14.7456 3.6864 230400 16 4.0000 250000 17.2032 4.3008 268800 18 4.5000 281250 |