| データシートサーチシステム |
|
H8/3002 データシート(PDF) 22 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8/3002 データシート(HTML) 22 Page - Renesas Technology Corp |
|
22 / 700 page ![]() Figure 1-3 shows the pin arrangement of the H8/3002’s FP-100A package. Figure 1-3 Pin Arrangement (FP-100A, TopView) 7 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 AN 1/P71 AN 2/P72 AN 3/P73 AN 4/P74 AN 5/P75 AN 6/P76 AN 7/P77 AV SS IRQ 0/RFSH/P80 IRQ 1/CS3/P81 IRQ 2/CS2/P82 IRQ 3/CS1/P83 CS 0/P84 V SS TCLKA/TEND 0/TP0/PA0 TCLKB/TEND 1/TP1/PA1 TCLKC/TIOCA 0/TP2/PA2 TCLKD/TIOCB 0/TP3/PA3 A 23/TIOCA1/TP4/PA4 A 22/TIOCB1/TP5/PA5 Top view (FP-100A) A 11 A 10 A 9 A 8 V SS A 7 A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 V CC D 15 D 14 D 13 D 12 D 11 D 10 |