| データシートサーチシステム |
|
E2000 データシート(PDF) 58 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
E2000 データシート(HTML) 58 Page - Intel Corporation |
|
58 / 104 page ![]() Land Listing and Signal Descriptions 58 Datasheet M30 VCC Power/Other N1 PWRGOOD Power/Other Input N2 IGNNE# Asynch CMOS Input N3 VSS Power/Other N4 RESERVED N5 RESERVED N6 VSS Power/Other N7 VSS Power/Other N8 VCC Power/Other N23 VCC Power/Other N24 VCC Power/Other N25 VCC Power/Other N26 VCC Power/Other N27 VCC Power/Other N28 VCC Power/Other N29 VCC Power/Other N30 VCC Power/Other P1 TESTHI11 Power/Other Input P2 SMI# Asynch CMOS Input P3 INIT# Asynch CMOS Input P4 VSS Power/Other P5 RESERVED P6 A04# Source Synch Input/Output P7 VSS Power/Other P8 VCC Power/Other P23 VSS Power/Other P24 VSS Power/Other P25 VSS Power/Other P26 VSS Power/Other P27 VSS Power/Other P28 VSS Power/Other P29 VSS Power/Other P30 VSS Power/Other R1 COMP3 Power/Other Input R2 VSS Power/Other R3 FERR#/PBE# Asynch CMOS Output R4 A08# Source Synch Input/Output R5 VSS Power/Other R6 ADSTB0# Source Synch Input/Output Table 24. Numerical Land Assignment Land # Land Name Signal Buffer Type Direction R7 VSS Power/Other R8 VCC Power/Other R23 VSS Power/Other R24 VSS Power/Other R25 VSS Power/Other R26 VSS Power/Other R27 VSS Power/Other R28 VSS Power/Other R29 VSS Power/Other R30 VSS Power/Other T1 COMP1 Power/Other Input T2 FC4 Power/Other T3 VSS Power/Other T4 A11# Source Synch Input/Output T5 A09# Source Synch Input/Output T6 VSS Power/Other T7 VSS Power/Other T8 VCC Power/Other T23 VCC Power/Other T24 VCC Power/Other T25 VCC Power/Other T26 VCC Power/Other T27 VCC Power/Other T28 VCC Power/Other T29 VCC Power/Other T30 VCC Power/Other U1 FC28 Power/Other U2 FC29 Power/Other U3 FC30 Power/Other U4 A13# Source Synch Input/Output U5 A12# Source Synch Input/Output U6 A10# Source Synch Input/Output U7 VSS Power/Other U8 VCC Power/Other U23 VCC Power/Other U24 VCC Power/Other U25 VCC Power/Other U26 VCC Power/Other U27 VCC Power/Other Table 24. Numerical Land Assignment Land # Land Name Signal Buffer Type Direction |