データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM2502 データシート(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 LM2502
部品情報  Mobile Pixel Link Display Interface Serializer and Deserializer
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM2502 データシート(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM2502 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM2502 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM2502 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2502 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2502 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2502 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2502 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2502 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2502 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 31 page
background image
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
D4
D1
D5
D2
VDDA
INTRM /
CLKDIS*S
M/S*
MD1M / MD0S
MC
VDDIO
A/D
MF0
PLLCON1
PLLCON0
VSSIO
D13
D14
D12
D15
LM2502SQ
TOP VIEW
40 Lead WQFN
5mm x 5mm x 0.8mm
0.4mm pitch
(not to scale)
(DAP connection, center pad = GND)
VSSA
LM2502
www.ti.com
SNLS176L – JANUARY 2004 – REVISED MAY 2013
WQFN Connection Diagram
TOP VIEW
(not to scale)
Copyright © 2004–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LM2502



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com