| データシートサーチシステム |
|
STA321MPL1 データシート(PDF) 65 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA321MPL1 データシート(HTML) 65 Page - STMicroelectronics |
|
65 / 80 page ![]() DocID029389 Rev 1 65/80 STA321MPL1 Configuration registers (0x77; 0x78; 0x79) 80 6.5.6 Recombination control register 8, 9, and 10 (0x65; 0x66; 0x67) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH1TH_N[5:0] 00 110 01 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH2TH_N[5:0] 00 110 01 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH3TH_N[5:0] 00 110 01 1 Bit RW RST Name Description 7RW Reserved 6RW 5RW CHxTH_N[5:0] see Table 14 4RW 3RW 2RW 1RW 0RW |