| データシートサーチシステム |
|
SH7041A データシート(PDF) 392 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7041A データシート(HTML) 392 Page - Renesas Technology Corp |
|
392 / 923 page ![]() 354 ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; @@ ;; ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; @ @ ; ; ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; @@ @@ ;; ;; ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; @ ; TGR3C TDDR TCNT3 TGR3D TGR4D TGR4C TCNTS TCNT4 TGR3A TCDR TCBR Comparator Comparator Match signal Match signal PWM cycle output PWM output 1 PWM output 2 PWM output 3 PWM output 4 PWM output 5 PWM output 6 POE0 POE1 POE2 POE3 External cutoff input External cutoff interrupt : Registers that can always be read or written from the CPU : Registers that cannot be read or written from the CPU (except for TCNTS, which can only be read) : Registers that can be read or written from the CPU (but for which access disabling can be set by the bus controller) Figure 12.37 Block Diagram of Channels 3 and 4 in Complementary PWM Mode |