| データシートサーチシステム |
|
SH7041A データシート(PDF) 72 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7041A データシート(HTML) 72 Page - Renesas Technology Corp |
|
72 / 923 page ![]() 34 Table 1.6 Pin Arrangement by Mode for SH7045 (QFP-144 Pin) (cont) PinNo. MCU Writer mode 37 PB6/ IRQ4/A18/BACK NC 38 PB7/ IRQ5/A19/BREQ NC 39 PB8/ IRQ6/A20/WAIT NC 40 V CC V CC 41 PB9/ IRQ7/A21/ADTRG NC 42 V SS V SS 43 PA14/ RD NC 44 WDTOVF NC 45 PD31/D31/ ADTRG NC 46 PD30/D30/ IRQOUT NC 47 PA13/ WRH NC 48 PA12/ WRL NC 49 PA11/ CS1 NC 50 PA10/ CS0 NC 51 PA9/TCLKD/ IRQ3 CE 52 PA8/TCLKC/ IRQ2 OE 53 PA7/TCLKB/ CS3 WE 54 PA6/TCLKA/ CS2 NC 55 V SS V SS 56 PD29/D29/ CS3 NC 57 PD28/D28/ CS2 NC 58 PD27/D27/DACK1 NC 59 PD26/D26/DACK0 NC 60 PD25/D25/ DREQ1 NC 61 V SS V SS 62 PD24/D24/ DREQ0 NC 63 V CC V CC 64 PD23/D23/ IRQ7 NC 65 PD22/D22/ IRQ6 NC 66 PD21/D21/ IRQ5 NC 67 PD20/D20/ IRQ4 NC 68 PD19/D19/ IRQ3 NC 69 PD18/D18/ IRQ2 NC 70 PD17/D17/ IRQ1 NC 71 V SS V SS 72 PD16/D16/ IRQ0 NC |