| データシートサーチシステム |
|
SH7041A データシート(PDF) 66 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7041A データシート(HTML) 66 Page - Renesas Technology Corp |
|
66 / 923 page ![]() 28 Table 1.4 Pin Arrangement by Mode for SH7041, SH7043 (QFP-144 Pin) (cont) Pin No. MCU Mode PROM Mode 121 PF3/AN3 V SS 122 PF4/AN4 V SS 123 PF5/AN5 V SS 124 AV SS V SS 125 PF6/AN6 V SS 126 PF7/AN7 V SS 127 AVref V CC 128 AV CC V CC 129 V SS V SS 130 PA0/RXD0 NC 131 PA1/TXD0 NC 132 PA2/SCK0/ DREQ0 /IREQ0 NC 133 PA3/RXD1 NC 134 PA4/TXD1 NC 135 V CC V CC 136 PA5 /SCK1/ DREQ1/IREQ1 NC 137 PE7/TIOC2B NC 138 PE8/TIOC3A NC 139 PE9/TIOC3B NC 140 PE10/TIOC3C NC 141 V SS V SS 142 PE11/TIOC3D NC 143 PE12/TIOC4A NC 144 PE13/TIOC4B / MRES NC |