| データシートサーチシステム |
|
SH7041A データシート(PDF) 64 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7041A データシート(HTML) 64 Page - Renesas Technology Corp |
|
64 / 923 page ![]() 26 Table 1.4 Pin Arrangement by Mode for SH7041, SH7043 (QFP-144 Pin) (cont) Pin No. MCU Mode PROM Mode 61 V SS V SS 62 PD24/D24/ DREQ0 NC 63 V CC V CC 64 PD23/D23/ IRQ7 NC 65 PD22/D22/ IRQ6 NC 66 PD21/D21/ IRQ5 NC 67 PD20/D20/ IRQ4 NC 68 PD19/D19/ IRQ3 NC 69 PD18/D18/ IRQ2 NC 70 PD17/D17/ IRQ1 NC 71 V SS V SS 72 PD16/D16/ IRQ0 NC 73 PD15/D15 NC 74 PD14/D14 NC 75 PD13/D13 NC 76 PD12/D12 NC 77 V CC V CC 78 PD11/D11 NC 79 V SS V SS 80 PD10/D10 NC 81 PD9/D9 NC 82 PD8/D8 NC 83 PD7/D7 D7 84 PD6/D6 D6 85 V CC V CC 86 PD5 /D5 D5 87 V SS V SS 88 PD4/D4 D4 89 PD3/D3 D3 90 PD2/D2 D2 |