| データシートサーチシステム |
|
SH7041A データシート(PDF) 65 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7041A データシート(HTML) 65 Page - Renesas Technology Corp |
|
65 / 923 page ![]() 27 Table 1.4 Pin Arrangement by Mode for SH7041, SH7043 (QFP-144 Pin) (cont) Pin No. MCU Mode PROM Mode 91 PD1/D1 D1 92 PD0/D0 D0 93 V SS V SS 94 XTAL NC 95 MD3 V CC 96 EXTAL V SS 97 MD2 V CC 98 NMI A9 99 V CC V CC 100 PA16/ AH NC 101 PA17/ WAIT NC 102 MD1 V CC 103 MD0 V CC 104 PLLVCC V CC 105 PLLCAP V SS 106 PLLVSS V SS 107 PA15/CK NC 108 RES V PP 109 PE0/TIOC0A/ DREQ0 NC 110 PE1/TIOC0B/DRAK0 NC 111 PE2/TIOC0C/ DREQ1 NC 112 V CC V CC 113 PE3/TIOC0D/DRAK1 NC 114 PE4/TIOC1A NC 115 PE5/TIOC1B NC 116 PE6/TIOC2A NC 117 V SS V SS 118 PF0/AN0 V SS 119 PF1/AN1 V SS 120 PF2/AN2 V SS |