| データシートサーチシステム |
|
RA4E2 データシート(PDF) 15 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RA4E2 データシート(HTML) 15 Page - Renesas Technology Corp |
|
15 / 90 page ![]() Table 1.14 Pin list (2 of 2) Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports Ex. Interrupt SCI/I3C/SPI/ CANFD/USBFS/ SSIE/CEC GPT/AGT/RTC ADC12/DAC12 36 C2 28 — — — P111 IRQ4 SCK9/RSPCKA_B/ SSIDATA0_B — — 37 D1 29 — — — P112 — SSLA0_B/QSSL GTETRGD/AGTO1 — 38 D2 — — — — P113 — — — — 39 E4 30 C3 20 VCC — — — — — 40 E5 31 C4 21 VSS — — — — — 41 D3 — — — — P107 — SSLA2_B AGTOA0 — 42 E3 — — — — P106 — SSLB3 AGTOB0 — 43 E2 — — — — P105 IRQ0 SSLB2 GTIOC1A/GTETRGA — 44 E1 32 — — — P104 IRQ1 SSLB1/QIO2 GTIOC1B/ GTETRGB/AGTIO1 — 45 F3 33 D2 — — P103 — CTS_RTS0/SS0/ SSLB0/CTX0/ SSILRCK0_B/ SSIFS0_B GTOWUP — 46 F2 34 D1 22 — P102 — SCK0/RSPCKB/ CRX0/SSIBCK0_B GTOWLO/AGTO0 ADTRG0 47 F1 35 E1 23 — P101 IRQ1 TXD0/MOSI0/SDA0/ I3C_SDA/SDA0_D/ MOSIB GTIOC5A/ GTETRGB/AGTEE0 — 48 G1 36 F1 24 — P100 IRQ2 RXD0/MISO0/SCL0/ I3C_SCL/SCL0_D/ MISOB/AUDIO_CLK GTIOC5B/ GTETRGA/AGTIO0 — 49 H1 37 — — CACREF P500 — — GTIU/AGTOA0 AN016 50 G2 — — — — P008 IRQ12-DS — — AN008 51 H2 — — — — P006 IRQ11-DS — — AN006 52 G3 38 — — — P015 IRQ13 — — AN013 53 H3 39 E2 25 — P014 — — — AN012/DA0 54 H4 40 — — — P013 — — — AN011 55 H5 41 F2 26 — P003 — — — AN007 56 F4 42 E3 27 VREFH/AVCC0 — — — — — 57 F5 43 E4 28 VREFL/AVSS0 — — — — — 58 G5 44 F4 29 VREFL0 — — — — — 59 G4 45 F3 30 VREFH0 — — — — — 60 H6 — — — — P005 IRQ10-DS — — AN005 61 G6 — — — — P004 IRQ9-DS — — AN004 62 G7 46 — 31 — P002 IRQ8-DS — — AN002 63 H7 47 F5 32 — P001 IRQ7-DS — — AN001 64 H8 48 F6 1 — P000 IRQ6-DS — — AN000 Note: Several pin names have the added suffix of _A, _B, _C, and _D. The suffix can be ignored when assigning functionality. Note 1. XCIN cannot be used in QFN32. XCIN must be connected to VSS through a resistor (pull down). RA4E2 Datasheet 1. Overview R01DS0413EJ0110 Rev.1.10 Feb 28, 2023 Page 15 of 90 |