データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DP35DP データシート(PDF) 82 Page - Intel Corporation

部品番号 DP35DP
部品情報  Technical Product Specification
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTEL [Intel Corporation]
ホームページ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

DP35DP データシート(HTML) 82 Page - Intel Corporation

Back Button DP35DP Datasheet HTML 76Page - Intel Corporation DP35DP Datasheet HTML 77Page - Intel Corporation DP35DP Datasheet HTML 78Page - Intel Corporation DP35DP Datasheet HTML 79Page - Intel Corporation DP35DP Datasheet HTML 80Page - Intel Corporation DP35DP Datasheet HTML 81Page - Intel Corporation DP35DP Datasheet HTML 82Page - Intel Corporation DP35DP Datasheet HTML 83Page - Intel Corporation DP35DP Datasheet HTML 84Page - Intel Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 84 page
background image
Intel Desktop Board DP35DP Technical Product Specification
82
PRECAUCIÓN
Existe peligro de explosión si la pila no se cambia de forma adecuada. Utilice
solamente pilas iguales o del mismo tipo que las recomendadas por el fabricante del
equipo. Para deshacerse de las pilas usadas, siga igualmente las instrucciones del
fabricante.
WAARSCHUWING
Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type
batterij. Batterijen moeten zoveel mogelijk worden gerecycled. Houd u bij het
weggooien van gebruikte batterijen aan de plaatselijke milieuwetgeving.
ATENÇÃO
Haverá risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria incorreto.
As baterias devem ser recicladas nos locais apropriados. A eliminação de baterias
usadas deve ser feita de acordo com as regulamentações ambientais da região.
AŚCIAROŽZNAŚĆ
Існуе рызыка выбуху, калі заменены акумулятар неправільнага тыпу.
Акумулятары павінны, па магчымасці, перепрацоўвацца. Пазбаўляцца ад старых
акумулятараў патрэбна згодна з мясцовым заканадаўствам па экалогіі.
UPOZORNÌNÍ
V případě výměny baterie za nesprávný druh může dojít k výbuchu. Je-li to možné,
baterie by měly být recyklovány. Baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními
předpisy o životním prostředí.
Προσοχή
Υπάρχει κίνδυνος για έκρηξη σε περίπτωση που η μπαταρία αντικατασταθεί από μία
λανθασμένου τύπου. Οι μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται όταν κάτι τέτοιο είναι
δυνατό. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τους κατά τόπο περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
VIGYAZAT
Ha a telepet nem a megfelelő típusú telepre cseréli, az felrobbanhat. A telepeket
lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A használt telepeket a helyi környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84