データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSS7341 データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology

部品番号 MSS7341
部品情報  High Voltage Input Integrated Switch Step-Down Regulator
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MSS7341 データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button MSS7341 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MSS7341 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MSS7341 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MSS7341 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MSS7341 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MSS7341 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MSS7341 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MSS7341 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MSS7341 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 38 page
background image
MCP16301
DS25004A-page 6
© 2011 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, V
IN = EN = 12V, COUT = CIN = 2 X10 µF, L = 15 µH, VOUT = 3.3V, ILOAD = 200 mA,
TA = +25°C.
FIGURE 2-7:
Switching Frequency vs.
Temperature; VOUT = 3.3V.
FIGURE 2-8:
Maximum Duty Cycle vs.
Ambient Temperature; VOUT = 5.0V.
FIGURE 2-9:
Peak Current Limit vs.
Temperature; VOUT = 3.3V.
FIGURE 2-10:
Switch RDSON vs. VBOOST.
FIGURE 2-11:
VFB vs. Temperature;
VOUT = 3.3V.
FIGURE 2-12:
Under Voltage Lockout vs.
Temperature.
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
Ambient Temperature (°C)
VIN = 12V
IOUT = 200 mA
VOUT = 3.3V
95.45
95.5
95.55
95.6
95.65
95.7
95.75
95.8
95.85
-40 -25 -10
5
20
35
50
65
80
Ambient Temperature (°C)
VIN = 5V
IOUT = 200 mA
600
800
1000
1200
1400
1600
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
Ambient Temperature (°C)
VIN = 12V
VIN = 30V
VIN = 6V
VOUT = 3.3V
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
33.5
44.5
5
Boost Voltage (V)
TA = +25°C
VDS = 100 mV
0.796
0.797
0.798
0.799
0.800
0.801
0.802
-40 -25
-10
5
20
35
50
65
80
Ambient Temperature (°C)
VOUT = 3.3V
VIN = 12V
IOUT = 100 mA
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
3.50
3.55
3.60
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
Ambient Temperature (°C)
UVLO Start
UVLO Stop



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com