| データシートサーチシステム |
|
SH79F166AP044PR データシート(PDF) 82 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR データシート(HTML) 82 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
82 / 113 page ![]() SH79F166A 82 从机1 从机2 SADDR 10100100 10100111 SADEN(为0的位被忽略) 11111010 11111001 实际从机地址 10100x0x 10100xx1 广播地址(SADDR或SADEN) 1111111x 11111111 从机1和从机2给定地址的最低位是不同的。从机1忽略了最低位,而从机2的最低位是1。因此只与从机1通讯时,主机必须 发送最低位为0的地址(10100000)。类似地,从机1的第1位为0,从机2的第1位被忽略。因此,只与从机2通讯时,主机必须 发送第1位为1的地址(10100011)。如果主机希望同时与两从机通讯,则第0位为1,第1位为0,第2位被两从机都忽略,此时 有两个不同的地址用于选定两个从机(1010 0001和1010 0101)。 主机可以通过广播地址与所有从机同时通讯。这个地址等于SADDR和SADEN的逻辑或,结果中的0表示该位被忽略。多数 情况下,广播地址为0xFFh,该地址可被所有从机应答。 系统复位后,SADDR和SADEN两个寄存器初始化为0,这两个结果设定了给定地址和广播地址为XXXXXXXX(所有位都被 忽略)。这有效地去除了多处机通讯的特性,禁止了自动寻址方式。这样的EUART将对任何地址都产生应答,兼容了不支持自 动地址识别的8051控制器。用户可以按照上面提到的方法实现软件识别地址的多机通讯。 8.4.5 帧出错检测 当寄存器PCON中的SSTAT位为逻辑1时,帧出错检测功能才有效。3个错误标志位被置1后,只能通过软件清零,尽管后续 接收的帧没有任何错误也不会自动清零。 注意:SSTAT位必须为逻辑1是访问状态位(FE,RXOV和TXCOL),SSTAT位为逻辑0时是访问方式选择位(SM0,SM1 和SM2)。 发送冲突 如果在一个发送正在进行时,用户软件写数据到SBUF寄存器时,发送冲突位(SCON寄存器中的TXCOL位)置1。如果发 生了冲突,新数据会被忽略,不能被写入发送缓冲器。 接收溢出 如果在接收缓冲器中的数据未被读取之前,RI清0。又有新的数据存入接收缓冲器,那么接收溢出位(SCON寄存器中的RXOV 位)置1。如果发生了接收溢出,接收缓冲器中原来的数据将丢失。 帧出错 如果检测到一个无效(低)停止位,那么帧出错位(寄存器SCON中的FE)置1。 暂停检测 当连续检测到11个位都为低电平位时,则认为检测到一个暂停。由于暂停条件同样满足帧错误条件,因此检测到暂停时也 会报告帧错误。一旦检测到暂停条件,UART将进入空闲状态并一直保持,直至接收到有效停止位(RXD引脚上出现上升沿)。 |