| データシートサーチシステム |
|
SH79F166AP044PR データシート(PDF) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR データシート(HTML) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
23 / 113 page ![]() SH79F166A 23 7.3.2 ICP模式下的Flash操作 ICP模式为通过Flash编程器对MCU进行编程,可以在MCU焊在用户板上以后编程。ICP模式下,用户系统必须关机后Flash 编程器才能通过ICP编程接口刷新Flash存储器。ICP编程接口包括6个引脚(VDD,GND,TCK,TDI,TMS,TDO)。 编程器使用4个JTAG引脚(TDO,TDI,TCK,TMS)进入编程模式。只有将特定波形输入4个引脚后,CPU才能进入编程 模式。如需详细说明请参考Flash编程器用户指南。 在ICP模式中,通过6线接口编程器能完成所有Flash操作。因为编程信号非常敏感,所以使用编程器编程时用户需要先用6 个跳线将芯片的编程引脚(VDD,GND,TCK,TDI,TMS,TDO)从应用电路中分离出来,如下图所示。 MCU TCK TDI TDO GND To Application Circuit Jumper Flash Programmer VDD TMS 当采用ICP模式进行操作时,建议按照如下步骤进行操作: (1) 在开始编程前断开跳线(jumper),从应用电路中分离编程引脚; (2) 将芯片编程引脚连接至编程器编程接口,开始编程; (3) 编程结束后断开编程器接口,连接跳线恢复应用电路。 |