| データシートサーチシステム |
|
SH79F166AP044PR データシート(PDF) 70 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR データシート(HTML) 70 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
70 / 113 page ![]() SH79F166A 70 8.3 脉冲宽度调制(PWM) 8.3.1 特性 2路带死区控制的互补输出 提供每个PWM周期溢出中断 输出极性可选择 提供出错侦测功能可紧急关闭PWM输出 提供保护寄存器可使重要寄存器免受干扰出错 SH79F166A集成了一个12位PWM模块。PWM模块可以产生周期和占空比分别可调整的脉宽调制波形。 如果EFLT置位,PWM输出能由FLT引脚的输入信号变化自动关闭。 PWM定时器也为PWM0提供1个中断源,在每个PWM周期都会产生中断。这样用户可以实现每个PWM周期中更改下一次循 环的周期或占空比。 8.3.2 PWM允许寄存器 Table 8.12 PWM定时器允许寄存器 CFH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWMEN - EFLT - - EPWM01 - - EPWM0 读/写 - 读/写 - - 读/写 - - 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - 0 - - 0 - - 0 位编号 位符号 说明 6 EFLT FLT引脚配置位 0:普通I/O端口或SS ——— 引脚 1:PWM故障检测输入引脚 3 EPWM01 PWM模块使能/PWM01输出允许位 0:PWM01输出禁止,用作I/O功能 1:PWM模块使能,PWM01输出允许 0 EPWM0 PWM模块使能/PWM0输出允许位 0:PWM0输出禁止,用作I/O功能 1:PWM模块使能,PWM0输出允许 当PWMEN清0后,PWM输出立即关闭。 FLT端口主要用于检测异常信号,快速关闭PWM输出。FLT探测到故障后,由硬件执行使PWM输出关闭,所以当故障发生 后,它可以快速响应,使得PWM输出无效以保护连接PWM的大功率器件。FLT引脚没有内建上拉电阻。 如果EFLT位清0,则表示FLT端口对PWM定时器输出控制无效。 Table 8.13 PWM定时器允许寄存器1 B7H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWMEN1 - - - - - - - PWM0 读/写 - - - - - - - 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - - 0 位编号 位符号 说明 0 PWM0 12位PWM输出控制位 0:PWM正常输出 1:PWM禁止输出,PWM0,PWM01作为普通IO,但PWM内部正常工作,可产生中断 |