| データシートサーチシステム |
|
SH79F166AP044PR データシート(PDF) 99 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR データシート(HTML) 99 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
99 / 113 page ![]() SH79F166A 99 9. 指令集 算术操作指令 指令 功能描述 代码 字节 周期 ADD A, Rn 累加器加寄存器 0x28-0x2F 1 1 ADD A, direct 累加器加直接寻址字节 0x25 2 2 ADD A, @Ri 累加器加内部RAM 0x26-0x27 1 2 ADD A, #data 累加器加立即数 0x24 2 2 ADDC A, Rn 累加器加寄存器和进位位 0x38-0x3F 1 1 ADDC A, direct 累加器加直接寻址字节和进位位 0x35 2 2 ADDC A, @Ri 累加器加内部RAM和进位位 0x36-0x37 1 2 ADDC A, #data 累加器加立即数和进位位 0x34 2 2 SUBB A, Rn 累加器减寄存器和借位位 0x98-0x9F 1 1 SUBB A, direct 累加器减直接寻址字节和借位位 0x95 2 2 SUBB A, @Ri 累加器减内部RAM和借位位 0x96-0x97 1 2 SUBB A, #data 累加器减立即数和借位位 0x94 2 2 INC A 累加器加1 0x04 1 1 INC Rn 寄存器加1 0x08-0x0F 1 2 INC direct 直接寻址字节加1 0x05 2 3 INC @Ri 内部RAM加1 0x06-0x07 1 3 DEC A 累加器减1 0x14 1 1 DEC Rn 寄存器减1 0x18-0x1F 1 2 DEC direct 直接寻址字节减1 0x15 2 3 DEC @Ri 内部RAM减1 0x16-0x17 1 3 INC DPTR 数据指针加1 0xA3 1 4 MUL AB 8 X 8 16 X 8 累加器乘寄存器B 0xA4 1 11 20 DIV AB 8 / 8 16 / 8 累加器除以寄存器B 0x84 1 11 20 DA A 十进制调整 0xD4 1 1 |