| データシートサーチシステム |
|
SH79F166AP044PR データシート(PDF) 92 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR データシート(HTML) 92 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
92 / 113 page ![]() SH79F166A 92 8.8 低电压复位(LVR) 8.8.1 特性 通过代码选项选择,LVR 设定电压 VLVR 可为 2.1V 或 4.3V LVR 去抖动时间 TLVR 为 30-60µs 当供电电压低于设定电压 VLVR 时,将产生内部复位 低电压复位(LVR)功能是为了监测供电电压,当供电电压低于设定电压VLVR时,MCU将产生内部复位。LVR去抖动时间 TLVR大约为30µs-60µs。 LVR功能打开后,具有以下特性(t表示电压低于设定电压VLVR的时间): 当V DD ≤ VLVR且t ≥ TLVR时产生系统复位。 当V DD > VLVR或VDD < VLVR,但t < TLVR时不会产生系统复位。 通过代码选项,可以选择LVR功能的打开与关闭。 在交流电或大容量电池应用中,接通大负载后容易导致MCU供电暂时低于定义的工作电压。低电压复位可以应用于此,保 护系统在低于设定电压下产生有效复位。 |