データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SH79F166AP044PR データシート(PDF) 59 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 SH79F166AP044PR
部品情報  Enhanced 8051 microcontroller with 10-bit ADC
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

SH79F166AP044PR データシート(HTML) 59 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SH79F166AP044PR Datasheet HTML 55Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 56Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 57Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 58Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 59Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 60Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 61Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 62Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 63Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 113 page
background image
SH79F166A
59
7.9.7 中断处理
中断标志在每个机器周期都会被采样获取。所有中断都在时钟的上升沿被采样。如果一个标志被置起,那么CPU捕获到后
中断系统调用一个长转移指令(LCALL)调用其中断服务程序,但由硬件产生的LCALL会被下列任何条件阻止:
同级或更高级的优先级中断在运行中。
当前的周期不是执行中指令的最后一个周期。换言之,正在执行的指令完成前,任何中断请求都得不到响应。
正在执行的是一条RETI或者访问专用寄存器IEN0\1或是IPL\H的指令。换言之,在RETI或者读写IEN0\1或是IPL\H之后,不
会马上响应中断请求,而至少在执行一条其它指令之后才会响应。
注意:因为更改优先级通常需要2条指令,在此期间,建议关闭相应的中断以避免在修改优先级过程中产生中断。如果当模
块状态改变而中断标志不再有效时,将不会响应此中断。每一个轮询周期只查询有效的中断请求。
轮询周期/LCALL次序如下图所示:
Interrupt
Latched
Interrupt
Polled
Long Call to
Interrupt Vector Service
Interrupt
service
Cn+8
C2
C1
Interrupt
Pending
C3
Interrupt
Signal
Generated
C3~Cn
Cn~Cn+7
中断响应时间
由硬件产生的LCALL把程序计数器中的内容压入堆栈(但不保存PSW),然后将相应中断源的向量地址(参照中断向量表)
存入程序计数器。
中断服务程序从指定地址开始,到RETI指令结束。RETI指令通知处理器中断服务程序结束,然后把堆栈顶部两字节弹出,
重载入程序计数器中,执行完中断服务程序后程序回到原来停止的地方。RET指令也可以返回到原来地址继续执行,但是中断
优先级控制系统仍然认为一个同一优先级的中断被响应,这种情况下,当同一优先级或低优先级中断将不会被响应。
7.9.8 中断响应时间
如果检测出一个中断,这个中断的请求标志位就会在被检测后的每个机器周期被置起。内部电路会保持这个值直到下一个
机器周期,CPU会在第三个机器周期产生中断。如果响应有效且条件允许,在下一个指令执行的时候硬件LCALL指令将调用请
求中断的服务程序,否则中断被挂起。LCALL指令调用程序需要7个机器周期。因而,从外部中断请求到开始执行中断程序至少
需要3+7个完整的机器周期。
当请求因前述的的三个情况受阻时,中断响应时间会加长。如果同级或更高优先级的中断正在执行,额外的等待时间取决
于正执行的中断服务程序的长度。
如果正在执行的指令还没有进行到最后一个周期,假如正在执行RETI指令,则完成正在执行的RETI指令,需要8个周期,
加上为完成下一条指令所需的最长时间20个机器周期(如果该指令是16位操作数的DIV,MUL指令),若系统中只有一个中断
源,再加上LCALL调用指令7个机器周期,则最长的响应时间是2+8+20+7个机器周期。
所以,中断响应时间一般大于10个机器周期小于37个机器周期。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More