| データシートサーチシステム |
|
VS6624P0LP データシート(PDF) 80 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VS6624P0LP データシート(HTML) 80 Page - STMicroelectronics |
|
80 / 100 page ![]() Register map VS6624 80/100 Rev 1 Output formatter control Table 39. Output formatter control Index OutputFormatterControl(1) 0x2580 bCodeCheckEn Default value 0x07 Type BYTE 0x2582 bBlankFormat Default value 0x00 Type BYTE 0x2584 bSyncCodeSetup Default value 0x01 Type CODED flag bits [0] SyncCodeSetup_ins_code_en - set for embedded sync codes. [1] SyncCodeSetup_frame_mode - 0 for ITU. 1 for mode2 [2] SyncCodeSetup_field_bit [3] SyncCodeSetup_field_tag [4] SyncCodeSetup_field_load 0x2586 bHSyncSetup Default value 0x0b Type CODED flag bits [0] HSyncSetup_sync_en [1] HSyncSetup_sync_pol [2] HSyncSetup_only_activelines [3] HSyncSetup_track_henv 0x2588 bVSyncSetup Default value 0x07 Type CODED flag bits [0] VSyncSetup_sync_en [1] VSyncSetup_pol [2] VSyncSetup_2_sel |