| データシートサーチシステム |
|
VS6624P0LP データシート(PDF) 81 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VS6624P0LP データシート(HTML) 81 Page - STMicroelectronics |
|
81 / 100 page ![]() VS6624 Register map Rev 1 81/100 0x258a bPClkSetup Default value 0x05 Type CODED flag bits [0] PClkSetup_prog_lo [1] PClkSetup_prog_hi [2] PClkSetup_sync_en [3] PClkSetup_hsync_en_n [4] PClkSetup_hsync_en_n_track_internal [5] PClkSetup_vsync_n [6] PClkSetup_vsync_n_track_internal [7] PClkSetup_freer 0x258c fPclkEn Default value <1> TRUE Type Flag_e Possible values <0> FALSE <1> TRUE 0x258e bOpfSpSetup Default value 0x00 type BYTE 0x2590 bBlankData_MSB Default value 0x10 Type CODED Possible values <16> BlankingMSB_Default 0x2592 bBlankData_LSB Default value 0x80 Type CODED Possible values <128> BlankingLSB_Default 0x2594 bRgbSetup Default value 0x00 Type CODED flag bits [0] RgbSetup_rgb444_itu_zp [1] RgbSetup_rb_swap [2] RgbSetup_bit_reverse [3] RgbSetup_softreset Table 39. Output formatter control Index OutputFormatterControl(1) |