| データシートサーチシステム |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(PDF) 62 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(HTML) 62 Page - Microchip Technology |
|
62 / 256 page ![]() TABLE 4-1: BUS MATRIX REGISTER MAP Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 2000 BMXCON(1) 31:16 — — — — — BMXCHEDMA — — — — — BMXERRIXI BMXERRICD BMXERRDMA BMXERRDS BMXERRIS 001F 15:0 — — — — — — — — —BMXWSDRM — — — BMXARB<2:0> 0041 2010 BMXDKPBA(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 BMXDKPBA<15:0> 0000 2020 BMXDUDBA(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 BMXDUDBA<15:0> 0000 2030 BMXDUPBA(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 BMXDUPBA<15:0> 0000 2040 BMXDRMSZ 31:16 BMXDRMSZ<31:0> xxxx 15:0 xxxx 2050 BMXPUPBA(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — BMXPUPBA<19:16> 0000 15:0 BMXPUPBA<15:0> 0000 2060 BMXPFMSZ 31:16 BMXPFMSZ<31:0> xxxx 15:0 xxxx 2070 BMXBOOTSZ 31:16 BMXBOOTSZ<31:0> 0000 15:0 3000 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: This register has corresponding CLR, SET and INV registers at its virtual address, plus an offset of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. |