| データシートサーチシステム |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(PDF) 79 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(HTML) 79 Page - Microchip Technology |
|
79 / 256 page ![]() 5220 I2C5ADD 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — ADD<9:0> 0000 5230 I2C5MSK 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — MSK<9:0> 0000 5240 I2C5BRG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — Baud Rate Generator Register 0000 5250 I2C5TRN 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — Transmit Register 0000 5260 I2C5RCV 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — Receive Register 0000 5300 I2C1CON 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL SCLREL STRICT A10M DISSLW SMEN GCEN STREN ACKDT ACKEN RCEN PEN RSEN SEN 1000 5310 I2C1STAT 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ACKSTAT TRSTAT — — — BCL GCSTAT ADD10 IWCOL I2COV D/A P S R/W RBF TBF 0000 5320 I2C3DD 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — ADD<9:0> 0000 5330 I2C1MSK 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — MSK<9:0> 0000 5340 I2C1BRG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — Baud Rate Generator Register 0000 5350 I2C1TRN 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — Transmit Register 0000 5360 I2C1RCV 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — Receive Register 0000 TABLE 4-11: I2C1, I2C3, I2C4 AND I2C5 REGISTER MAP(1) (CONTINUED) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table except I2CxRCV have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. |