| データシートサーチシステム |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(PDF) 18 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(HTML) 18 Page - Microchip Technology |
|
18 / 256 page ![]() Pin Diagrams (Continued) 100-Pin TQFP = Pins are up to 5V tolerant PIC32MX764F128L PMD5/RE5 PMD6/RE6 PMD7/RE7 T2CK/RC1 T3CK/RC2 T4CK/RC3 T5CK/SDI1/RC4 ECOL/SCK2/U6TX/U3RTS/PMA5/CN8/RG6 VDD TMS/RA0 AERXD0/INT1/RE8 AERXD1/INT2/RE9 AN5/C1IN+/VBUSON/CN7/RB5 AN4/C1IN-/CN6/RB4 AN3/C2IN+/CN5/RB3 AN2/C2IN-/CN4/RB2 ECRS/SDA4/SDI2/U3RX/PMA4/CN9/RG7 ERXDV/AERXDV/ECRSDV/AECRSDV/SCL4/SDO2/U3TX/PMA3/CN10/RG8 PGEC1/AN1/CN3/RB1 PGED1/AN0/CN2/RB0 VDD AERXERR/RG15 ERXCLK/AERXCLK/EREFCLK/AEREFCLK/SS2/U6RX/U3CTS/PMA2/CN11/RG9 MCLR VSS 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 1 24 23 25 SOSCI/CN1/RC13 SDO1/OC1/INT0/RD0 SCK1/IC3/PMCS2/PMA15/RD10 SS1/IC2/RD9 RTCC/EMDIO/AEMDIO/IC1/RD8 EMDC/AEMDC/IC4/PMCS1/PMA14/RD1 AETXEN/SDA1/INT4/RA15 AETXCLK/SCL1/INT3/RA14 OSC2/CLKO/RC15 OSC1/CLKI/RC12 VDD D+/RG2 VUSB VBUS SCL3/SDO3/U1TX/RF8 D-/RG3 SDA3/SDI3/U1RX/RF2 USBID/RF3 VSS SOSCO/T1CK/CN0/RC14 TDO/RA5 SDA2/RA3 SCL2/RA2 VSS TDI/RA4 65 64 63 62 61 60 59 56 72 71 70 69 68 67 66 75 74 73 58 57 55 54 53 52 51 |