| データシートサーチシステム |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(PDF) 97 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(HTML) 97 Page - Microchip Technology |
|
97 / 256 page ![]() TABLE 4-26: PORTC REGISTER MAP FOR PIC32MX534F064H, PIC32MX564F064H, PIC32MX564F128H, PIC32MX575F256H, PIC32MX575F512H, PIC32MX664F064H, PIC32MX664F128H, PIC32MX675F256H, PIC32MX675F512H, PIC32MX695F512H, PIC32MX764F128H, PIC32MX775F256H, PIC32MX775F512H AND PIC32MX795F512H DEVICES(1) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 6080 TRISC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 TRISC15 TRISC14 TRISC13 TRISC12 — — — — — — — — — — — — F000 6090 PORTC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 RC15 RC14 RC13 RC12 — — — — — — — — — — — — xxxx 60A0 LATC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 LATC15 LATC14 LATC13 LATC12 — — — — — — — — — — — — xxxx 60B0 ODCC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ODCC15 ODCC14 ODCC13 ODCC12 — — — — — — — — — — — — 0000 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. TABLE 4-27: PORTC REGISTER MAP FOR PIC32MX534F064L, PIC32MX564F064L, PIC32MX564F128L, PIC32MX575F256L, PIC32MX575F512L, PIC32MX664F064L, PIC32MX664F128L, PIC32MX675F256L, PIC32MX675F512L, PIC32MX695F512L, PIC32MX764F128L, PIC32MX775F256L, PIC32MX775F512L AND PIC32MX795F512L DEVICES(1) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 6080 TRISC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 TRISC15 TRISC14 TRISC13 TRISC12 — — — — — — — TRISC4 TRISC3 TRISC2 TRISC1 — F00F 6090 PORTC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 RC15 RC14 RC13 RC12 — — — — — — — RC4 RC3 RC2 RC1 — xxxx 60A0 LATC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 LATC15 LATC14 LATC13 LATC12 — — — — — — — LATC4 LATC3 LATC2 LATC1 — xxxx 60B0 ODCC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ODCC15 ODCC14 ODCC13 ODCC12 — — — — — — — ODCC4 ODCC3 ODCC2 ODCC1 — 0000 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. 2: All registers in this table have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more infor- mation. |