| データシートサーチシステム |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(PDF) 80 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(HTML) 80 Page - Microchip Technology |
|
80 / 256 page ![]() TABLE 4-12: I2C2 REGISTER MAP FOR PIC32MX534F064L, PIC32MX564F064L, PIC32MX564F128L, PIC32MX575F256L, PIC32MX575F512L, PIC32MX664F064L, PIC32MX664F128L, PIC32MX675F256L, PIC32MX675F512L, PIC32MX695F512L, PIC32MX764F128L, PIC32MX775F256L, PIC32MX775F512L AND PIC32MX795F512L DEVICES(1) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 5400 I2C2CON 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL SCLREL STRICT A10M DISSLW SMEN GCEN STREN ACKDT ACKEN RCEN PEN RSEN SEN 1000 5410 I2C2STAT 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ACKSTAT TRSTAT — — — BCL GCSTAT ADD10 IWCOL I2COV D/A P S R/W RBF TBF 0000 5420 I2C4DD 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — ADD<9:0> 0000 5430 I2C2MSK 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — MSK<9:0> 0000 5440 I2C2BRG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — Baud Rate Generator Register 0000 5450 I2C2TRN 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — Transmit Register 0000 5460 I2C2RCV 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — Receive Register 0000 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table except I2CxRCV have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. |