| データシートサーチシステム |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(PDF) 75 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF データシート(HTML) 75 Page - Microchip Technology |
|
75 / 256 page ![]() TABLE 4-8: TIMER1-TIMER5 REGISTER MAP(1) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 0600 T1CON 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL TWDIS TWIP — — —TGATE — TCKPS<1:0> — TSYNC TCS — 0000 0610 TMR1 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 TMR1<15:0> 0000 0620 PR1 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 PR1<15:0> FFFF 0800 T2CON 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL — — — — — TGATE TCKPS<2:0> T32 —TCS(2) — 0000 0810 TMR2 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 TMR2<15:0> 0000 0820 PR2 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 PR2<15:0> FFFF 0A00 T3CON 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL — — — — — TGATE TCKPS<2:0> — —TCS(2) — 0000 0A10 TMR3 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 TMR3<15:0> 0000 0A20 PR3 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 PR3<15:0> FFFF 0C00 T4CON 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL — — — — — TGATE TCKPS<2:0> T32 —TCS(2) — 0000 0C10 TMR4 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 TMR4<15:0> 0000 0C20 PR4 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 PR4<15:0> FFFF 0E00 T5CON 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL — — — — — TGATE TCKPS<2:0> — —TCS(2) — 0000 0E10 TMR5 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 TMR5<15:0> 0000 0E20 PR5 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 PR5<15:0> FFFF Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. 2: These bits are not available on 64-pin devices. |