データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NCV8461 データシート(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

部品番号 NCV8461
部品情報  Self Protected High Side Driver
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NCV8461 データシート(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button NCV8461_17 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
NCV8461
www.onsemi.com
7
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 4. Maximum Single Pulse Switch Off
Current vs. Inductance
Figure 5. Maximum Single Pulse Switch Off
Energy vs. Inductance
INDUCTANCE (mH)
INDUCTANCE (mH)
1000
100
0.1
1
10
1000
100
10
10
100
1000
TJStart = 25°C
TJStart = 150°C
TJStart = 25°C
TJStart = 150°C
Figure 6. RDS(on) Over Temp and Battery
Figure 7. RDS(on) vs. Temperature
Vbat (V)
TEMPERATURE (
°C)
40
30
20
10
0
100
150
250
350
400
500
550
600
120
100
60
40
20
0
−20
−40
100
150
250
300
350
450
500
600
Figure 8. Slew Rate On vs. Temperature
Figure 9. Slew Rate Off vs. Temperature
TEMPERATURE (
°C)
TEMPERATURE (
°C)
120
100
80
60
40
0
−20
−40
0.40
0.45
0.50
0.55
0.65
0.70
0.75
0.80
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
450
300
200
25
°C
−40
°C
125
°C
150
°C
80
140
200
400
550
VDS = 13.5 V
0.60
20
140
VDS = 13.5 V
Rload = 47 W
120
100
80
60
40
0
−20
−40
20
140
VDS = 13.5 V
Rload = 47 W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com