データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NCV8461 データシート(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

部品番号 NCV8461
部品情報  Self Protected High Side Driver
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NCV8461 データシート(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button NCV8461_17 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCV8461_17 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
NCV8461
www.onsemi.com
8
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 10. On State Ground Current vs. Temp
Figure 11. Current Limit vs. Temperature
TEMPERATURE (
°C)
TEMPERATURE (
°C)
0
0.1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
1.0
0
0.2
0.4
0.8
1.0
1.4
1.6
2.0
120
100
60
40
20
0
−20
−40
80
140
VDS = 13.5 V
0.2
0.7
0.8
120
100
60
40
20
0
−20
−40
80
140
VDS = 13.5 V
0.6
1.2
1.8
Figure 12. Body Diode
Figure 13. Turn On Time vs. Temperature
IS (mA)
TEMPERATURE (
°C)
600
500
400
300
200
100
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
150
100
50
0
−50
0
5
15
20
30
35
45
50
Figure 14. Turn Off Time vs. Temperature
Figure 15. Junction−to−Ambient Thermal
Resistance vs. Copper Area
TEMPERATURE (
°C)
COPPER HEAT SPREADER AREA (mm2)
150
100
50
0
−50
0
10
30
40
50
70
90
100
600
500
400
700
300
200
100
0
80
90
100
110
130
140
160
170
120
150
qJA curve with PCB cu thk 1.0 oz.
qJA curve with PCB cu thk 2.0 oz.
T_ambient
150
°C
125
°C
25
°C
−40
°C
10
25
40
Rload = 47 W
VD = 9 V
VD = 13.5 V
VD = 36 V
Rload = 47 W
VD = 9 V
VD = 13.5 V
VD = 36 V
20
60
80



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com