| データシートサーチシステム |
|
IMX8MPCEC データシート(PDF) 27 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IMX8MPCEC データシート(HTML) 27 Page - NXP Semiconductors |
|
27 / 111 page ![]() Electrical characteristics i.MX 8M Plus Applications Processor Datasheet for Consumer Products, Rev. 0, 03/2021 NXP Semiconductors 27 ENET_PHY_REF_CLK_ROOT 125 125 MHz NAND_CLK_ROOT 500 500 MHz QSPI_CLK_ROOT 400 400 MHz USDHC1_CLK_ROOT 400 400 MHz USDHC2_CLK_ROOT 400 400 MHz I2C1_CLK_ROOT 66 66 MHz I2C2_CLK_ROOT 66 66 MHz I2C3_CLK_ROOT 66 66 MHz I2C4_CLK_ROOT 66 66 MHz UART1_CLK_ROOT 80 80 MHz UART2_CLK_ROOT 80 80 MHz UART3_CLK_ROOT 80 80 MHz UART4_CLK_ROOT 80 80 MHz ECSPI1_CLK_ROOT 80 80 MHz ECSPI2_CLK_ROOT 80 80 MHz PWM1_CLK_ROOT 66 66 MHz PWM2_CLK_ROOT 66 66 MHz PWM3_CLK_ROOT 66 66 MHz PWM4_CLK_ROOT 66 66 MHz GPT1_CLK_ROOT 100 100 MHz GPT2_CLK_ROOT 100 100 MHz GPT3_CLK_ROOT 100 100 MHz GPT4_CLK_ROOT 100 100 MHz GPT5_CLK_ROOT 100 100 MHz GPT6_CLK_ROOT 100 100 MHz TRACE_CLK_ROOT 133 133 MHz WDOG_CLK_ROOT 66 66 MHz IPP_DO_CLKO1 200 200 MHz IPP_DO_CLKO2 200 200 MHz HDMI_FDCC_TST_CLK_ROOT 200 300 MHz HDMI_REF_266M_CLK_ROOT 266 266 MHz USDHC3_CLK_ROOT 400 400 MHz MEDIA_CAM1_PIX_CLK_ROOT 400 500 MHz Table 13. Maximum frequency of modules (continued) (Sheet 3 of 4) Clock root Nominal mode Overdrive mode Unit |