| データシートサーチシステム |
|
UPD17708 データシート(PDF) 94 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD17708 データシート(HTML) 94 Page - Renesas Technology Corp |
|
94 / 358 page ![]() µPD17704, 17705, 17707, 17708, 17709 92 Figure 10-2. Configuration of Data Buffer Stack Register DBF3 DBF2 DBF1 DBF0 16 bits Data buffer Transfer data Valid data b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Data buffer stack register DBFSTK 41H GET PUT Saves contents of data buffer up to 4 levels Bit Name Symbol Address Data |