データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MCP3919B データシート(PDF) 74 Page - Microchip Technology

部品番号 MCP3919B
部品情報  3V Three-Channel Analog Front End
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP3919B データシート(HTML) 74 Page - Microchip Technology

Back Button MCP3919B Datasheet HTML 70Page - Microchip Technology MCP3919B Datasheet HTML 71Page - Microchip Technology MCP3919B Datasheet HTML 72Page - Microchip Technology MCP3919B Datasheet HTML 73Page - Microchip Technology MCP3919B Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology MCP3919B Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology MCP3919B Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology MCP3919B Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology MCP3919B Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 81 page
background image
MCP3919B
DS20006995A-page 74
 2025 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries
B
A
0.10 C
0.10 C
0.10
C A B
0.05
C
(DATUM B)
(DATUM A)
NOTE 1
2X
TOP VIEW
SIDE VIEW
BOTTOM VIEW
For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging
Note:
NOTE 1
1
2
N
0.10
C A B
0.10
C A B
0.10 C
0.08 C
Microchip Technology Drawing C04-140C Sheet 1 of 2
28-Lead Plastic Quad Flat, No Lead Package (MQ) – 5x5x0.9 mm Body [QFN or VQFN]
2X
28X
D
E
1
2
N
e
28X L
28X K
E2
D2
28X b
A3
A
C
SEATING
PLANE
A1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com