データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KAI-08052 データシート(PDF) 21 Page - ON Semiconductor

部品番号 KAI-08052
部品情報  Interline CCD Image Sensor
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

KAI-08052 データシート(HTML) 21 Page - ON Semiconductor

Back Button KAI-08052 Datasheet HTML 17Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 18Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 19Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 20Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 21Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 22Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 23Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 24Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 25Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 33 page
background image
KAI−08052
www.onsemi.com
21
Device Identification
The device identification pin (DevID) may be used to determine which 5.5 micron pixel interline CCD sensor is being used.
Note that the KAI−08052 shares the same Device ID value as the KAI−08050 and KAI−08051.
Table 17. DEVICE IDENTIFICATION
Description
Pins
Symbol
Minimum
Nominal
Maximum
Units
Maximum DC
Current
Notes
Device Identification
DevID
DevID
8,000
10,000
12,000
W
50 mA
1, 2
1. If the Device Identification is not used, it may be left disconnected.
2. Values specified are for 40°C.
Recommended Circuit
Note that V1 must be a different value than V2.
Figure 20. Device Identification Recommended Circuit
ADC
R_external
V1
V2
DevID
GND
KAI−08052
R_DeviceID



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com