データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KAI-08052 データシート(PDF) 25 Page - ON Semiconductor

部品番号 KAI-08052
部品情報  Interline CCD Image Sensor
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

KAI-08052 データシート(HTML) 25 Page - ON Semiconductor

Back Button KAI-08052 Datasheet HTML 21Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 22Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 23Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 24Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 25Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 26Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 27Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 28Page - ON Semiconductor KAI-08052 Datasheet HTML 29Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 33 page
background image
KAI−08052
www.onsemi.com
25
Pixel Timing Detail
Figure 23. Pixel Timing Detail
P5
P6
P7
VOUT
t
hv
t
rv
Frame/Electronic Shutter Timing
The SUB pin may be optionally clocked to provide
electronic shuttering capability as shown below.
The resulting photodiode integration time is defined from
the falling edge of SUB to the falling edge of V1 (P1
pattern).
Figure 24. Frame/Electronic Shutter Timing
P1T/B
P6
SUB
t
int
t
frame
t
hd
t
hd
t
sub
Pattern
VCCD Clock Edge Alignment
Figure 25. VCCD Clock Edge Alignment
VVCR
90%
10%
tV
tVR
tVF
90%
10%
tVR
tV
tVF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com