データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC68HC708AS48 データシート(PDF) 17 Page - Freescale Semiconductor, Inc

部品番号 MC68HC708AS48
部品情報  Advance Information
PDF  396 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC68HC708AS48 データシート(HTML) 17 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC68HC708AS48 Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC708AS48 Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC708AS48 Datasheet HTML 15Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC708AS48 Datasheet HTML 16Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC708AS48 Datasheet HTML 17Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC708AS48 Datasheet HTML 18Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC708AS48 Datasheet HTML 19Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC708AS48 Datasheet HTML 20Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC708AS48 Datasheet HTML 21Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 396 page
background image
Table of Contents
MC68HC708AS48 Rev. 4.0
Table of Contents
MOTOROLA
Table of Contents
17
21.6
Control Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
21.7
ADC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382
21.8
5.0 Vdc
± 10% Serial Peripheral Interface (SPI) Timing . . . . .383
21.9
CGM Operating Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
21.10 CGM Component Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
21.11 CGM Acquisition/Lock Time Information . . . . . . . . . . . . . . . .387
21.12 Timer Module Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
21.13 Memory Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
21.14 BDLC Transmitter VPW Symbol Timings . . . . . . . . . . . . . . . .388
21.15 BDLC Receiver VPW Symbol Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
21.16 BDLC Transmitter DC Electrical Characteristics . . . . . . . . . .390
21.17 BDLC Receiver DC Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . .390
Section 22. Mechanical Specifications
22.1
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
22.2
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
22.3
52-Pin Plastic Leaded Chip
Carrier Package (Case 778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392
Section 23. Ordering Information
23.1
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393
23.2
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393
23.3
MC Order Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com