データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TX58TEGXDDKTAX0 データシート(PDF) 19 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TX58TEGXDDKTAX0
部品情報  Semiconductor & Storage Products
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TX58TEGXDDKTAX0 データシート(HTML) 19 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TX58TEGXDDKTAX0 Datasheet HTML 15Page - Toshiba Semiconductor TX58TEGXDDKTAX0 Datasheet HTML 16Page - Toshiba Semiconductor TX58TEGXDDKTAX0 Datasheet HTML 17Page - Toshiba Semiconductor TX58TEGXDDKTAX0 Datasheet HTML 18Page - Toshiba Semiconductor TX58TEGXDDKTAX0 Datasheet HTML 19Page - Toshiba Semiconductor TX58TEGXDDKTAX0 Datasheet HTML 20Page - Toshiba Semiconductor TX58TEGXDDKTAX0 Datasheet HTML 21Page - Toshiba Semiconductor TX58TEGXDDKTAX0 Datasheet HTML 22Page - Toshiba Semiconductor TX58TEGXDDKTAX0 Datasheet HTML 23Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 121 page
background image
TOSHIBA CONFIDENTIAL
Tx58TEGxDDKTAx0
TENTATIVE 2013-07-10C
18
TC58TEG6DDKTA00 / TC58TEG6DDKTAI0
TH58TEG7DDKTA20 / TH58TEG7DDKTAK0
TH58TEG8DDKTA20 / TH58TEG8DDKTAK0
2.9. AC Overshoot/Undershoot Requirements
The device may have AC overshoot or undershoot from VccQ and VssQ levels. Table 9 defines the maximum values
that the AC overshoot or undershoot may attain. These values apply for both 3.3V and 1.8V VccQ levels.
Table 9
AC Overshoot/Undershoot Specification
Parameter
Maximum Value
Unit
~50Mhz
51~66Mhz
67~83Mhz
84~100Mhz
Max. peak amplitude allowed for overshoot area
1
1
1
1
V
Max. peak amplitude allowed for undershoot area
1
1
1
1
V
Max. overshoot area above VccQ
3
2.25
1.8
1.5
V*ns
Max. undershoot area above VssQ
3
2.25
1.8
1.5
V*ns
NOTE:
1) This specification is intended for devices with no clamp protection and is guaranteed by design.
Figure 4. Overshoot/Undershoot Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com