データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDMS8672AS データシート(PDF) 17 Page - Texas Instruments

部品番号 FDMS8672AS
部品情報  Fixed Frequency, 99% Duty Cycle Peak Current Mode Notebook System Power Controller
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

FDMS8672AS データシート(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button FDMS8672AS Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 43 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS
EN2 (5V/div)
Vout2 (2V/div)
PGOOD2 (5V/div)
1msec/div
EN1 (5V/div)
Vout1 (2V/div)
PGOOD1 (5V/div)
1msec/div
EN2 (5V/div)
Vout2 (2V/div)
PGOOD2 (5V/div)
1msec/div
EN1 (5V/div)
Vout1 (2V/div)
PGOOD1 (5V/div)
1msec/div
TPS51222
www.ti.com............................................................................................................................................................................................... SLUS908 – JANUARY 2009
5.0-V START-UP WAVEFORMS
3.3-V START-UP WAVEFORMS
Figure 32.
Figure 33.
5.0-V SOFT-STOP WAVEFORMS
3.3-V SOFT-STOP WAVEFORMS
Figure 34.
Figure 35.
Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
17
Product Folder Link(s) :TPS51222



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com