データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDMS8672AS データシート(PDF) 36 Page - Texas Instruments

部品番号 FDMS8672AS
部品情報  Fixed Frequency, 99% Duty Cycle Peak Current Mode Notebook System Power Controller
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

FDMS8672AS データシート(HTML) 36 Page - Texas Instruments

Back Button FDMS8672AS Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 43 page
background image
TPS51222
SLUS908 – JANUARY 2009............................................................................................................................................................................................... www.ti.com
Table 6. Current Mode, DCR Sensing, 5.0-V/5-A, 3.3-V/5-A, 300-kHz (continued)
SYMBOL
SPECIFICATION
MANUFACTURER
PART NUMBER
C12
2 × 10
µF, 25 V
Murata
GRM32DR71E106K
C21
2 × 220
µF, 4.0 V, 15 mΩ
Panasonic
EEFCX0G221R
C22
2 × 10
µF, 25 V
Murata
GRM32DR71E106K
L1
4.0
µH, 10.3 A, 6.6 mΩ
Sumida
CEP125-4R0MC-H
L2
4.0
µH, 10.3 A, 6.6 mΩ
Sumida
CEP125-4R0MC-H
Q11, Q21
30 V, 13.6 A, 9.5 m
Ω
IR
IRF7821
Q12, Q22
30 V, 13.8 A, 5.8 m
Ω
IR
IRF8113
36
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s) :TPS51222



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com